Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STN4920 Fiches technique(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

No de pièce STN4920
Description  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Site Internet  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4920 Fiches technique(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4920 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
DIM
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.20
0.004
0.008
B
0.35
0.51
0.014
0.020
C
0.19
0.25
0.0075
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.196
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27 BSC
0.050 BSC
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.50
0.93
0.020
0.037
q
0°8°0°8°
S
0.44
0.64
0.018
0.026
ECN: C-06527-Rev. I, 11-Sep-06
DWG: 5498
4
3
1
2
5
6
8
7
H
E
h x 45
C
All Leads
q
0.101 mm
0.004"
L
BA1
A
e
D
0.25 mm (Gage Plane)
SOIC (NARROW): 8-LEAD
JEDEC Part Number: MS-012
S
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4920
7


Numéro de pièce similaire - STN4920

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Stanson Technology
STN4920 STANSON-STN4920 Datasheet
487Kb / 7P
   Dual N Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STN4920 DOINGTER-STN4920 Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Stanson Technology
STN4920S8RG STANSON-STN4920S8RG Datasheet
487Kb / 7P
   Dual N Channel Enhancement Mode MOSFET
STN4920S8TG STANSON-STN4920S8TG Datasheet
487Kb / 7P
   Dual N Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Description similaire - STN4920

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Dec-08
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com