Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TRS6E65F Fiches technique(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

No de pièce TRS6E65F
Description  SiC Schottky Barrier Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TRS6E65F Fiches technique(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TRS6E65F Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TRS6E65F Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TRS6E65F Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TRS6E65F Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TRS6E65F Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TRS6E65F Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TRS6E65F
5
Package Dimensions
Package Dimensions
Package Dimensions
Package Dimensions
Unit: mm
Weight: 1.9 g (typ.)
Package Name(s)
TOSHIBA: 2-10AE1A
Nickname: TO-220-2L
2018-06-27
Rev.2.0
©2016-2018
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation


Numéro de pièce similaire - TRS6E65F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TRS6E65C TOSHIBA-TRS6E65C Datasheet
155Kb / 5P
   SiC Schottky Barrier Diode
More results

Description similaire - TRS6E65F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
SCS206AGC ROHM-SCS206AGC Datasheet
363Kb / 6P
   SiC Schottky Barrier Diode
SCS205KGHR ROHM-SCS205KGHR Datasheet
478Kb / 6P
   SiC Schottky Barrier Diode
SCS208AGHR ROHM-SCS208AGHR Datasheet
481Kb / 6P
   SiC Schottky Barrier Diode
SCS215AGHR ROHM-SCS215AGHR Datasheet
541Kb / 6P
   SiC Schottky Barrier Diode
SCS220AJ ROHM-SCS220AJ Datasheet
493Kb / 6P
   SiC Schottky Barrier Diode
SVS212AGHR ROHM-SVS212AGHR Datasheet
478Kb / 6P
   SiC Schottky Barrier Diode
SCS210AG ROHM-SCS210AG_17 Datasheet
901Kb / 6P
   SiC Schottky Barrier Diode
SCS210AJHR ROHM-SCS210AJHR Datasheet
1Mb / 6P
   SiC Schottky Barrier Diode
SCS304AP ROHM-SCS304AP Datasheet
989Kb / 7P
   SiC Schottky Barrier Diode
SCS308AP ROHM-SCS308AP Datasheet
1,022Kb / 7P
   SiC Schottky Barrier Diode
SCS210KE2 ROHM-SCS210KE2 Datasheet
913Kb / 6P
   SiC Schottky Barrier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com