Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

BD63731EFV Datasheet(Fiches technique) 16 Page - Rohm

Numéro de pièce BD63731EFV
Description  36 V High-performance, High-reliability Withstand Voltage Stepping Motor Driver
Télécharger  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD63731EFV Datasheet(HTML) 16 Page - Rohm

Back Button BD63731EFV Datenblatt HTML 12Page - Rohm BD63731EFV Datenblatt HTML 13Page - Rohm BD63731EFV Datenblatt HTML 14Page - Rohm BD63731EFV Datenblatt HTML 15Page - Rohm BD63731EFV Datasheet HTML 16Page - Rohm BD63731EFV Datenblatt HTML 17Page - Rohm BD63731EFV Datenblatt HTML 18Page - Rohm BD63731EFV Datenblatt HTML 19Page - Rohm BD63731EFV Datenblatt HTML 20Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 31 page
background image
16/28
BD63731EFV
TSZ02201-0P1P0C702140-1-2
© 2019 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
21.Jun.2019 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111
• 15 • 001
Translator Circuit - continued
5
HALF STEP B (MODE0=L, MODE1=H, MODE2=L, CW_CCW=L, ENABLE=H)
6
QUARTER STEP A (MODE0=H, MODE1=H, MODE2=L, CW_CCW=L, ENABLE=H)
1
7
5
3
100 %
67 %
33 %
8
4
6
2
OUT1A
OUT2B
OUT2A
OUT1B
8CLK = Electrical angle 360°
100 %
67 %
33 %
-33 %
-67 %
-100 %
100 %
67 %
33 %
-33 %
-67 %
-100 %
OUT1A
1
13
9
5
100 %
67 %
33 %
7
11
3
14
12
10
4
6
15
2
8
OUT1B
OUT2A
OUT2B
16CLK = Electrical angle 360°
100 %
67 %
33 %
-33 %
-67 %
-100 %
100 %
67 %
33 %
-33 %
-67 %
-100 %
16
③ ④
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
⑨ ⑩ ⑪ ⑫
⑦ ⑧
IOUT(CH1)
IOUT(CH2)
OUT2B
PS
CLK
OUT1A
OUT1B
OUT2A
① ②
⑬ ⑭ ⑮ ⑯
IOUT(CH1)
IOUT(CH2)
OUT2B
PS
CLK
OUT1A
OUT1B
OUT2A


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn