Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

HM1307 Datasheet(Fiches technique) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM1307
Description  low-power, full BCD code clock calendar real-time clock chip
Télécharger  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1307 Datasheet(HTML) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM1307 Datenblatt HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1307 Datenblatt HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1307 Datenblatt HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1307 Datenblatt HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1307 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1307 Datenblatt HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1307 Datenblatt HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1307 Datenblatt HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1307 Datenblatt HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
1307
9 / 14
被重置,为防止翻转问题,余下的时间和日期寄存器必须在一秒之内写入。
Table 2.计时寄存器
ADDRESS
BIT
7
BIT
6
BIT 5
BIT 4
BIT
3
BIT
2
BIT
1
BIT
0
FUNCTION
RANGE
00h
CH
10 Seconds
Seconds
Seconds
00-59
01h
0
10 Minutes
Minutes
Minutes
00-59
02h
0
12
10
Hour
10 Hour
Hours
Hours
1-12+AM/PM00-23
24
PM/AM
03h
0
0
0
0
0
DAY
Day
01-07
04h
0
0
10 Date
Date
Date
01-31
05h
0
0
0
10
Month
Month
Month
01-12
06h
10 Year
Year
Year
00-99
07h
OUT
0
0
SQWE
0
0
RS1
RS0
Control
-
08h-3Fh
RAM 56×8
00h-FFh
40h
TSC
DS
RS
config1
-
41h
Sign
precision adjust value
adjust
-128~+127
0 = Always reads back as 0.
5、控制寄存器
HM1307 的控制寄存器用于控制 SQW/OUT 管脚的工作。
Bit 7: 输出控制:当方波输出为非使能状态,该位控制 SQW/OUT 管脚的输出电平。若 SQWE = 0,当
OUT=1 时,SQW/OUT 管脚的逻辑电平为 1;当 OUT=0 时,SQW/OUT 管脚的逻辑电平为 0。该位初始值设为 0.
Bit 4: 方波使能:当被设为逻辑 1 时,振荡器输出使能。方波输出频率取决于 RS0 和 RS1 位的值。
方波输出设为 1Hz 时,时钟寄存器在方波的下降沿更新。该位初始值为 0。
Bits 1 and 0: 频率选择:当方波输出为使能状态,这些位控制方波输出频率。下表列出了供 RS 位
选择的方波频率。初始值都为 0。
RS1
RS0
SQW/OUT OUTPUT
SQWE
OUT
0
0
1Hz
1
X
0
1
4.096kHz
1
X
1
0
8.192kHz
1
X
1
1
32.768kHz
1
X
X
X
0
0
0
X
X
1
0
1
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn