Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NVH4L040N65S3F Fiches technique(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

No de pièce NVH4L040N65S3F
Description  MOSFET ??Single N-Channel, SUPERFET III, FRFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NVH4L040N65S3F Fiches technique(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

  NVH4L040N65S3F Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NVH4L040N65S3F Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NVH4L040N65S3F Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NVH4L040N65S3F Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NVH4L040N65S3F Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NVH4L040N65S3F Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NVH4L040N65S3F Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NVH4L040N65S3F Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NVH4L040N65S3F Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
NVH4L040N65S3F
www.onsemi.com
8
PACKAGE DIMENSIONS
TO−247−4LD
CASE 340CJ
ISSUE A


Numéro de pièce similaire - NVH4L040N65S3F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
NVH4L040N120M3S ONSEMI-NVH4L040N120M3S Datasheet
357Kb / 8P
   Silicon Carbide (SiC) MOSFET – 40 mohm, 1200V, M3S, TO-247-4L
January, 2023 - Rev. 3
NVH4L040N120M3S ONSEMI-NVH4L040N120M3S Datasheet
359Kb / 8P
   Silicon Carbide (SiC) MOSFET – EliteSiC, 40 mohm, 1200V, M3S, TO-247-4L
February, 2023 - Rev. 4
NVH4L040N120M3S ONSEMI-NVH4L040N120M3S_V01 Datasheet
359Kb / 8P
   Silicon Carbide (SiC) MOSFET – EliteSiC, 40 mohm, 1200V, M3S, TO-247-4L
February, 2023 - Rev. 4
NVH4L040N120SC1 ONSEMI-NVH4L040N120SC1 Datasheet
282Kb / 8P
   MOSFET - SiC Power, Single N-Channel, TO247-4L 1200 V, 40 m, 58 A
April, 2020 ??Rev. 1
NVH4L040N120SC1 ONSEMI-NVH4L040N120SC1 Datasheet
363Kb / 8P
   Silicon Carbide (SiC) MOSFET – 40 mohm, 1200V, M1, TO-247-4L
May, 2022 - Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com