Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1N5541CUR-1 Fiches technique(PDF) 2 Page - Microsemi Corporation

No de pièce 1N5541CUR-1
Description  LEADLESS PACKAGE FOR SURFACE MOUNT ZENER DIODE, 500mW
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Site Internet  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N5541CUR-1 Fiches technique(HTML) 2 Page - Microsemi Corporation

  1N5541CUR-1 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N5541CUR-1 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
144
CDLL5518 thru CDLL5546D
.1
.2
.5
1
2
5
10
20
50
100
OPERATING CURRENT IZT (mA)
FIGURE 3
ZENER IMPEDANCE VS. OPERATING CURRENT
1000
500
400
300
200
100
50
40
30
20
10
5
4
3
2
1
28 VOLT
6.8 VOLT
11 VOLT
0
25
50
75
100
125
150
175
TEC , End cap temperature (C°)
POWER DERATING CURVE
500
400
300
200
100
0
FIGURE 2


Numéro de pièce similaire - 1N5541CUR-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Microsemi Corporation
1N5541CUR MICROSEMI-1N5541CUR Datasheet
333Kb / 3P
   Low Voltage Surface Mount 500 mW Avalanche Diodes
More results

Description similaire - 1N5541CUR-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RLZTE-1113B ROHM-RLZTE-1113B Datasheet
820Kb / 4P
   500mW Zener Leadless Diode
RLZTE-1120B ROHM-RLZTE-1120B Datasheet
820Kb / 4P
   500mW Zener Leadless Diode
RLZTE-1118C ROHM-RLZTE-1118C Datasheet
820Kb / 4P
   500mW Zener Leadless Diode
RLZTE-1122B ROHM-RLZTE-1122B Datasheet
820Kb / 4P
   500mW Zener Leadless Diode
RLZTE-1113A ROHM-RLZTE-1113A Datasheet
820Kb / 4P
   500mW Zener Leadless Diode
RLZTE-1110B ROHM-RLZTE-1110B Datasheet
820Kb / 4P
   500MW Zener Leadless Diode
RLZTE-1115A ROHM-RLZTE-1115A Datasheet
820Kb / 4P
   500mW Zener Leadless Diode
RLZTE-1127D ROHM-RLZTE-1127D Datasheet
820Kb / 4P
   500mW Zener Leadless Diode
RLZTE-1136B ROHM-RLZTE-1136B Datasheet
820Kb / 4P
   500mW Zener LeadLess Diode
RLZTE-1122D ROHM-RLZTE-1122D Datasheet
820Kb / 4P
   500mW Zener Leadless Diode RLZ Series
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com