Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

XZCPA1141L2 Datasheet(Fiches technique) 4 Page - Schneider Electric

Numéro de pièce XZCPA1141L2
Description  pre-wired connectors XZ - straight female - M12 - 4 pins - cable PVC 2m
Télécharger  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

XZCPA1141L2 Datasheet(HTML) 4 Page - Schneider Electric

  XZCPA1141L2 Datenblatt HTML 1Page - Schneider Electric XZCPA1141L2 Datenblatt HTML 2Page - Schneider Electric XZCPA1141L2 Datenblatt HTML 3Page - Schneider Electric XZCPA1141L2 Datasheet HTML 4Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4
Product data sheet
Connections and Schema
XZCPA1141L2
Connections and Schemes
Connector
BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
WH : White


Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn