Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UF4001 Fiches technique(PDF) 2 Page - Semikron International

No de pièce UF4001
Description  Ultrafast silicon rectifier diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SEMIKRON [Semikron International]
Site Internet  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

UF4001 Fiches technique(HTML) 2 Page - Semikron International

  UF4001 Datasheet HTML 1Page - Semikron International UF4001 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Fig. 1 Forward characteristic ( typical values )
Fig. 2 Rated forward current vs. ambient temperature
1)
UF 4001...UF 4007, UF 4007-1200
2
12-04-2005 TGR
© by SEMIKRON


Numéro de pièce similaire - UF4001

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Taiwan Semiconductor Co...
UF4001 TSC-UF4001 Datasheet
599Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated High Efficient Rectifiers
logo
Won-Top Electronics
UF4001 WTE-UF4001 Datasheet
49Kb / 3P
   1.0A ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
DIYI Electronic Technol...
UF4001 DYELEC-UF4001 Datasheet
968Kb / 2P
   1.0 AMP. Ultra Fast Rectifiers
logo
Leshan Radio Company
UF4001 LRC-UF4001 Datasheet
289Kb / 7P
   Ultrafast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Won-Top Electronics
UF4001 WTE-UF4001 Datasheet
56Kb / 4P
   1.0A ULTRAFAST DIODE
More results

Description similaire - UF4001

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 PHILIPS-BYT79-600_15 Datasheet
183Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYT79-600 NXP-BYT79-600 Datasheet
68Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01 - 16 October 2007
BYT79X-600 NXP-BYT79X-600 Datasheet
78Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-29 October 2007
BYV25D-600 NXP-BYV25D-600 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
BYV25X-600 NXP-BYV25X-600 Datasheet
79Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-12 August 2008
BYV29G-600 NXP-BYV29G-600 Datasheet
167Kb / 11P
   Ultrafast rectifier diode
Rev. 01-4 February 2010
logo
WeEn Semiconductors
BYT79X-600 WEEN-BYT79X-600 Datasheet
357Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
logo
NXP Semiconductors
BYV29B-600 NXP-BYV29B-600 Datasheet
208Kb / 12P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-11 August 2003
BYV29X-600 NXP-BYV29X-600 Datasheet
81Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 02-4 September 2007
BYT79X-600 PHILIPS-BYT79X-600_15 Datasheet
187Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com