Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SB160 Fiches technique(PDF) 1 Page - Semikron International |
|
SB160 Fiches technique(HTML) 1 Page - Semikron International |
1 / 2 page Axial lead diode Schottky barrier rectifiers diodes SB 120...SB 1100 Forward Current: 1 A Reverse Voltage: 20 to 100 V Features Mechanical Data 1) 2) 3) Absolute Maximum Ratings Symbol Conditions Values Units Characteristics Symbol Conditions Values Units Dimensions in mm SB 120...SB 1100 1 01-04-2004 SCT © by SEMIKRON |
Numéro de pièce similaire - SB160 |
|
Description similaire - SB160 |