Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BAV101 Fiches technique(PDF) 1 Page - Semikron International

No de pièce BAV101
Description  Ultrafast silicon rectifier diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SEMIKRON [Semikron International]
Site Internet  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

BAV101 Fiches technique(HTML) 1 Page - Semikron International

  BAV101 Datasheet HTML 1Page - Semikron International BAV101 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Surface mount diode
Ultrafast silicon rectifier
diodes
BAV 100...BAV 103
Forward Current: 0,2 A
Reverse Voltage: 50 to 300 V
Features
Mechanical Data
1)
2)
3)
4)
5)
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
BAV 100...BAV 103
1
25-03-2004 SCT
© by SEMIKRON


Numéro de pièce similaire - BAV101

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
BAV101 PHILIPS-BAV101 Datasheet
34Kb / 8P
   General purpose diodes
1996 Sep 17
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BAV101 SEMTECH_ELEC-BAV101 Datasheet
248Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODES
logo
Shanghai Shunye Electro...
BAV101 SHUNYE-BAV101 Datasheet
197Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SWITCHING DIODE
logo
Vishay Siliconix
BAV101 VISHAY-BAV101 Datasheet
54Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
SynSemi, Inc.
BAV101 SYNSEMI-BAV101 Datasheet
33Kb / 2P
   HIGH SPEED SWITCHING DIODES
More results

Description similaire - BAV101

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Semikron International
UF600A SEMIKRON-UF600A_07 Datasheet
172Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
SUF4001 SEMIKRON-SUF4001_08 Datasheet
183Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
US3A SEMIKRON-US3A_07 Datasheet
201Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
EGL1A SEMIKRON-EGL1A Datasheet
129Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
EGL34A SEMIKRON-EGL34A Datasheet
134Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
US2SMAA SEMIKRON-US2SMAA Datasheet
202Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
US2SMAA SEMIKRON-US2SMAA_09 Datasheet
299Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
US3SMBA SEMIKRON-US3SMBA_09 Datasheet
303Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
UF5400 SEMIKRON-UF5400_06 Datasheet
121Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
UF5400 SEMIKRON-UF5400 Datasheet
117Kb / 2P
   Ultrafast silicon rectifier diodes
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com