Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AOI402 Fiches technique(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

No de pièce AOI402
Description  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Site Internet  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

AOI402 Fiches technique(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  AOI402 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI402 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI402 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI402 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI402 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI402 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI402 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd AOI402 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Note: Dimension L3 is for reference only.
L2
b1
b
b2
e
L3
L1
L
D
c
A1
c1
A
E
TO251AA (DPAK)
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Max
Min
Max
A
2.21
2.38
0.087
0.094
A1
0.89
1.14
0.035
0.045
b
0.71
0.89
0.028
0.035
b1
0.76
1.14
0.030
0.045
b2
5.23
5.43
0.206
0.214
c
0.46
0.58
0.018
0.023
c1
0.46
0.58
0.018
0.023
D
5.97
6.22
0.235
0.245
E
6.48
6.73
0.255
0.265
e
2.28 BSC
0.090 BSC
L
3.89
9.53
0.153
0.375
L1
1.91
2.28
0.075
0.090
L2
0.89
1.27
0.035
0.050
L3
1.15
1.52
0.045
0.060
ECN: S-03946—Rev. E, 09-Jul-01
DWG: 5346
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
AOI402
7


Numéro de pièce similaire - AOI402

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
AOI402 ISC-AOI402 Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - AOI402

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com