Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PM505BA Fiches technique(PDF) 2 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

No de pièce PM505BA
Description  P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  UNIKC [Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD]
Site Internet  http://www.unikc.com.cn/
Logo UNIKC - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

PM505BA Fiches technique(HTML) 2 Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD

  PM505BA Datasheet HTML 1Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PM505BA Datasheet HTML 2Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PM505BA Datasheet HTML 3Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PM505BA Datasheet HTML 4Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PM505BA Datasheet HTML 5Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PM505BA Datasheet HTML 6Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PM505BA Datasheet HTML 7Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD PM505BA Datasheet HTML 8Page - Wuxi U-NIKC Semiconductor CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
PM505BA
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TJ = 25 °C, Unless Otherwise Noted)
MIN
TYP
MAX
-20
-0.3
-0.6
-1
±100
nA
-1
-10
67
100
50
71
40
55
33
40
17
S
1157
106
76
11.9
Gate-Source Charge
2
1.6
Gate-Drain Charge
2
2.5
22
20
59
13
-0.6
A
-1.3
V
11.4
nS
2.9
nC
1Pulse test : Pulse Width
 300 msec, Duty Cycle  2%.
2Independent of operating temperature.
Drain-Source On-State
Resistance
1
RDS(ON)
VGS = -1.5V, ID = -1A
VGS = -1.8V, ID = -2A
VSD
SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICE ( TJ = 25 °C )
Fall Time
2
Reverse Recovery Time
td(off)
IF = -3.5A, dIF/dt = 100A / mS
IF = -3.5A, VGS = 0V
Continuous Current
Reverse Recovery Charge
Qrr
VDS = -10V, VGS = 0V , TJ = 55 °C
mA
IDSS
trr
Reverse Transfer Capacitance
Qg
Qgs
Qgd
Forward Voltage
1
IS
tr
td(on)
VDD = -10V, VGS= -4.5V
ID @ -3.5A, RG = 6Ω
VGS = 0V, VDS = -10V, f = 1MHz
nS
Turn-On Delay Time
2
Rise Time
2
Input Capacitance
Turn-Off Delay Time
2
tf
Output Capacitance
Coss
PARAMETER
Forward Transconductance
1
Ciss
VGS = -2.5V, ID = -3.5A
V(BR)DSS
VGS(th)
SYMBOL
TEST CONDITIONS
pF
VDS = VGS, ID = -250mA
VDS = 0V, VGS = ±8V
gfs
VGS = -4.5V, ID = -3.5A
nC
V
STATIC
UNITS
Gate Threshold Voltage
IGSS
DYNAMIC
Crss
VGS = 0V, ID = -250mA
Drain-Source Breakdown Voltage
VDS= -10V,VGS= -4.5V,ID= -3.5A
Zero Gate Voltage Drain Current
Gate-Body Leakage
VDS = -16V, VGS = 0V
VDS = -5V, ID = -3.5A
Total Gate Charge
2
LIMITS
REV 1.0
2
2015/7/3


Numéro de pièce similaire - PM505BA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NIKO SEMICONDUCTOR CO.,...
PM505BA NIKOSEM-PM505BA Datasheet
194Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results

Description similaire - PM505BA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AUK corp
STJ828SF AUK-STJ828SF Datasheet
300Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM2095P ANPEC-APM2095P Datasheet
201Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095P ANPEC-APM3095P Datasheet
140Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4461 ANPEC-APM4461 Datasheet
568Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095PU ANPEC-APM3095PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3195PU ANPEC-APM3195PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4425K ANPEC-APM4425K Datasheet
119Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4435K ANPEC-APM4435K Datasheet
191Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com