Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

WSF12N10 Fiches technique(PDF) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

No de pièce WSF12N10
Description  N-Ch MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WIINSOK [Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd]
Site Internet  http://www.winsok.tw/index.html
Logo WIINSOK - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

WSF12N10 Fiches technique(HTML) 3 Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd

  WSF12N10 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF12N10 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF12N10 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF12N10 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF12N10 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd WSF12N10 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Guan Hua Wei Ye Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Typical Characteristics
N-Ch MOSFET
Page 3
www.winsok.tw
Dec.2014
WSF12N10
0.01
0.1
1
10
100
500
0.01
0.1
1
10
50
1s
T
C=25
OC
10ms
1ms
100ms
DC
1E-4
1E-3
0.01
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
2
Mounted on 1in
2 pad
R
qJA :50
oC/W
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
Single Pulse
Duty = 0.5
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
0
10
20
30
40
50
60
70
T
C=25
oC
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
0
2
4
6
8
10
12
T
C=25
oC,V
G=10V
Power Dissipation
Tj - Junction Temperature (°C)
Drain Current
Tj - Junction Temperature (°C)
Safe Operation Area
VDS - Drain - Source Voltage (V)
Thermal Transient Impedance
Square Wave Pulse Duration (sec)


Numéro de pièce similaire - WSF12N10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSF12N10G WIINSOK-WSF12N10G Datasheet
934Kb / 5P
   Consumer electronic power supply Motor control
More results

Description similaire - WSF12N10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Guan Hua Wei Y...
WSD4046GDN WIINSOK-WSD4046GDN Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSD4070DN WIINSOK-WSD4070DN Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSD30140DN56 WIINSOK-WSD30140DN56 Datasheet
873Kb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10 WIINSOK-WSF15N10 Datasheet
779Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF15N10A WIINSOK-WSF15N10A Datasheet
2Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSF3040 WIINSOK-WSF3040 Datasheet
820Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSK140N03 WIINSOK-WSK140N03 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP06N10 WIINSOK-WSP06N10 Datasheet
987Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
WSP14N10 WIINSOK-WSP14N10 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch MOSFET
WSP4404 WIINSOK-WSP4404 Datasheet
779Kb / 7P
   N-Ch MOSFET
WSR50N06 WIINSOK-WSR50N06 Datasheet
722Kb / 5P
   N-Ch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com