Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BPF-A587R5 Fiches technique(PDF) 6 Page - Mini-Circuits

No de pièce BPF-A587R5
Description  Bandpass Filter
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MINI [Mini-Circuits]
Site Internet  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits

BPF-A587R5 Fiches technique(HTML) 6 Page - Mini-Circuits

Back Button BPF-A587R5 Datasheet HTML 2Page - Mini-Circuits BPF-A587R5 Datasheet HTML 3Page - Mini-Circuits BPF-A587R5 Datasheet HTML 4Page - Mini-Circuits BPF-A587R5 Datasheet HTML 5Page - Mini-Circuits BPF-A587R5 Datasheet HTML 6Page - Mini-Circuits BPF-A587R5 Datasheet HTML 7Page - Mini-Circuits BPF-A587R5 Datasheet HTML 8Page - Mini-Circuits BPF-A587R5 Datasheet HTML 9Page - Mini-Circuits BPF-A587R5 Datasheet HTML 10Page - Mini-Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Band Pass Filter
BPF-A587R5+
Typical Performance Curves
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
760
1520
2280
3040
3800
FREQUENCY (MHz)
INSERTION LOSS vs. TEMPERATURE
INPUT POWER = 0 dBm
@-40°C
@+25˚C
@+85˚C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
300
400
500
600
700
800
900
FREQUENCY (MHz)
INPUT RETURN LOSS vs. TEMPERATURE
INPUT POWER = 0 dBm
@-40°C
@+25˚C
@+85˚C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
300
400
500
600
700
800
900
FREQUENCY (MHz)
OUTPUT RETURN LOSS vs. TEMPERATURE
INPUT POWER = 0 dBm
@-40°C
@+25˚C
@+85˚C
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
400
450
500
550
600
650
700
750
800
FREQUENCY (MHz)
INSERTION LOSS vs. TEMPERATURE (Zoomed)
INPUT POWER = 0 dBm
@-40°C
@+25˚C
@+85˚C
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
430
460
490
520
550
580
610
640
670
700
730
760
FREQUENCY (MHz)
GROUP DELAY vs. TEMPERATURE
INPUT POWER = 0 dBm
@-40°C
@+25˚C
@+85˚C
REV. OR
BPF-A587R5+
191030
Page 1 of 1


Numéro de pièce similaire - BPF-A587R5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mini-Circuits
BPF-A580 MINI-BPF-A580 Datasheet
446Kb / 1P
   Bandpass Filter
More results

Description similaire - BPF-A587R5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
XFMRS Inc.
XF6007 XFMRS-XF6007_15 Datasheet
76Kb / 1P
   BANDPASS FILTER
logo
KR Electronics, Inc.
1905A-1 KR-1905A-1 Datasheet
21Kb / 1P
   Bandpass Filter
logo
PCA ELECTRONICS INC.
EPB5162G PCA-EPB5162G Datasheet
18Kb / 1P
   Bandpass Filter
logo
XFMRS Inc.
XF6003 XFMRS-XF6003 Datasheet
42Kb / 1P
   BANDPASS FILTER
XF6006S XFMRS-XF6006S Datasheet
67Kb / 2P
   BANDPASS FILTER
XFVDSLCO1 XFMRS-XFVDSLCO1 Datasheet
62Kb / 1P
   BANDPASS FILTER
XFVDSLCPE1 XFMRS-XFVDSLCPE1 Datasheet
62Kb / 1P
   BANDPASS FILTER
logo
Integrated Technology F...
250457B ITF-250457B Datasheet
196Kb / 5P
   Bandpass Filter
logo
KR Electronics, Inc.
2157-17.25-5-50 KR-2157-17.25-5-50 Datasheet
22Kb / 2P
   Bandpass Filter
2157-20-5-50 KR-2157-20-5-50 Datasheet
22Kb / 2P
   Bandpass Filter
2157-51.75-5-50 KR-2157-51.75-5-50 Datasheet
22Kb / 2P
   Bandpass Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com