Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
FAN2558ADJ Fiches technique(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
|
FAN2558ADJ Fiches technique(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor |
5 / 15 page PRODUCT SPECIFICATIONS FAN2558/FAN2559 REV. 1.0.4 3/15/04 5 DC Electrical Characteristics (Continued) VIN = VIN min (note 5) to 5.5V, VEN = VIN, ILOAD = 100µA, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at 25°C. Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units PSRR Power Supply Rejection Ratio DC to 100kHz COUT =1µF CBYPASS= 10nF ILOAD = 0 to 150mA VOUT ≤ 1.8V 50 dB eN Output Noise BW: 300Hz to 50kHz COUT =1µF CBYPASS= 10nF ILOAD = 0 to 150mA 30 µVRMS |
Numéro de pièce similaire - FAN2558ADJ |
|
Description similaire - FAN2558ADJ |