Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

SI-3002KWF Fiches technique(PDF) 6 Page - Allegro MicroSystems

No de pièce SI-3002KWF
Description  1 A, Low-Dropout, Dual Output, 2.5 V & 3.3 V Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Site Internet  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

SI-3002KWF Fiches technique(HTML) 6 Page - Allegro MicroSystems

  SI-3002KWF Datasheet HTML 1Page - Allegro MicroSystems SI-3002KWF Datasheet HTML 2Page - Allegro MicroSystems SI-3002KWF Datasheet HTML 3Page - Allegro MicroSystems SI-3002KWF Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems SI-3002KWF Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems SI-3002KWF Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
SI-3002KWF
1 A, Low-Dropout,
Dual Output,
2.5 V & 3.3 V Regulator
www.allegromicro.com
Linear
Regulators
7
Dimensions in Millimeters
Terminal Finish: Sn–3Ag–0.5Cu, 2nd level interconnect category (e1)
Product Weight: Approx. 2.3 g
Terminal spacing is measured at lead tips.


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn