Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MC14020BDR2 Fiches technique(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
MC14020BDR2 Fiches technique(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
2 / 8 page MC14020B http://onsemi.com 2 TRUTH TABLE Clock Reset Output State 0 No Change 0 Advance to Next State X 1 All Outputs are Low X = Don’t Care LOGIC DIAGRAM CLOCK RESET 11 10 Q1 Q4 Q5 Q12 Q13 Q14 97 5 1 2 3 C C R Q Q C C R Q Q C C R Q Q C C R Q Q C C R Q Q C C Q R Q6 = PIN 4 Q7 = PIN 6 Q8 = PIN 13 Q9 = PIN 12 Q10 = PIN 14 Q11 = PIN 15 VDD = PIN 16 VSS = PIN 8 PIN ASSIGNMENT 13 14 15 16 9 10 11 12 5 4 3 2 1 8 7 6 Q9 Q8 Q10 Q11 VDD Q1 C R Q6 Q14 Q13 Q12 VSS Q4 Q7 Q5 |
Numéro de pièce similaire - MC14020BDR2 |
|
Description similaire - MC14020BDR2 |