Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KMM53616004BK Fiches technique(PDF) 7 Page - Samsung semiconductor

No de pièce KMM53616004BK
Description  16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Site Internet  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM53616004BK Fiches technique(HTML) 7 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM53616004BK Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KMM53616004BK Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KMM53616004BK Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM53616004BK Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM53616004BK Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM53616004BK Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM53616004BK Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM53616004BK Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM53616004BK Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
DRAM MODULE
KMM53616004BK/BKG
tWCS
NOTE : DOUT = OPEN
WRITE CYCLE ( EARLY WRITE )
RAS
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDRESS
tRAS
tRC
tCRP
tRP
tCSH
tRSH
tRCD
tCAS
tRAL
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
Don
′t care
Undefined
tWCH
tWP
CAS
tRWL
tCWL
tDS
tDH
DATA-IN
DQ


Numéro de pièce similaire - KMM53616004BK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Samsung semiconductor
KMM53616004CK SAMSUNG-KMM53616004CK Datasheet
453Kb / 21P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53616004CKG SAMSUNG-KMM53616004CKG Datasheet
453Kb / 21P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
More results

Description similaire - KMM53616004BK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Samsung semiconductor
KMM53616000BK SAMSUNG-KMM53616000BK Datasheet
371Kb / 18P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53616004CK SAMSUNG-KMM53616004CK Datasheet
453Kb / 21P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53616000CK SAMSUNG-KMM53616000CK Datasheet
410Kb / 20P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53632000CK SAMSUNG-KMM53632000CK Datasheet
428Kb / 20P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53632000BK SAMSUNG-KMM53632000BK Datasheet
389Kb / 18P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53632004BK SAMSUNG-KMM53632004BK Datasheet
434Kb / 19P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1 4K Refresh, 5V
KMM53632004CK SAMSUNG-KMM53632004CK Datasheet
475Kb / 21P
   32M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1 4K Refresh, 5V
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000CK SAMSUNG-KMM53216000CK Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216004BK SAMSUNG-KMM53216004BK Datasheet
409Kb / 19P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com