Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SN74AUC1G06 Fiches technique(PDF) 4 Page - Texas Instruments |
|
|
SN74AUC1G06 Fiches technique(HTML) 4 Page - Texas Instruments |
4 / 13 page www.ti.com Switching Characteristics Operating Characteristics SN74AUC1G06 SINGLE INVERTER BUFFER/DRIVER WITH OPEN-DRAIN OUTPUT SCES372J – SEPTEMBER 2001 – REVISED JUNE 2005 over recommended operating free-air temperature range, C L = 30 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1) VCC = 1.8 V VCC = 2.5 V FROM TO ± 0.15 V ± 0.2 V PARAMETER UNIT (INPUT) (OUTPUT) MIN TYP MAX MIN MAX tpd A Y 0.5 1.6 2.5 0.2 1.8 ns T A = 25°C VCC = 0.8 V VCC = 1.2 V VCC = 1.5 V VCC = 1.8 V VCC = 2.5 V TEST PARAMETER UNIT CONDITIONS TYP TYP TYP TYP TYP Power dissipation Cpd f = 10 MHz 2 2 2 2 7 pF capacitance 4 |
Numéro de pièce similaire - SN74AUC1G06 |
|
Description similaire - SN74AUC1G06 |