Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LC67F5006A Fiches technique(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce LC67F5006A
Description  LC67F5006A
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC67F5006A Fiches technique(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LC67F5006A Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC67F5006A Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 27 page
background image
LC67F5006A
No.8072-4/27
前ページより続く。
・各チャネルとも次の動作モードを設定可能
PCS(Phase Control Signal)による波形出力
0出力/1出力/トグル出力が選択可能(チャネル2は0出力/1出力が可能)
PLS(Pulse Length Scaler)機能
立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ/両エッジ検出が選択可能
カウンタクリア機能
PCS/PLSによるカウンタクリアが可能
同期動作
複数のタイマカウンタ(TCNT)への同時書き込みが可能
PCS/PLSによる同時クリアが可能
カウンタの同期動作による各レジスタの同期入出力が可能
PWMモード
任意デューティのPWM出力が可能
同期動作と組み合わせることにより、最大5相のPWM出力が可能
・チャネル3,4は次の動作モードを設定可能
リセット同期PWMモード
チャネル3,4を組み合わせることにより、正相/逆相のPWM波形を3相出力可能
相補PWMモード
チャネル3,4を組み合わせることにより、正相/逆相がノンオーバラップの関係にあるPWM波形
を3相出力可能
・バッファ動作
PLSのダブルバッファ構成が可能
PCSレジスタの自動書き換えが可能
・割り込み
各チャネルともPCS/PLS兼用割り込み×2要因、オーバーフロー割り込み×1要因があり、
それぞれ独立に要求可能
■メモリ空間の概要
メモリ空間は内部/外部の各々1Gバイトのメモリ空間から構成される
外部メモリ空間は256Mバイト空間からなる4つのエリア(エリア3∼0)で構成される
本LSIは各々16Mバイト空間まで使用可能である
・メモリマッピング
メモリマッピング表
空間
アドレス
内容
備考
7FFF FFFFh∼7000 0000h
外部メモリ(エリア3)
6FFF FFFFh∼6000 0000h
外部メモリ(エリア2)
5FFF FFFFh∼5000 0000h
外部メモリ(エリア1)
外部
4FFF FFFFh∼4000 0000h
外部メモリ(エリア0)
3FFF FFFFh∼2200 0000h
アクセス禁止(Reserved)
21FF FFFFh∼2000 0000h
周辺I/O、レジスタ等
1FFF FFFFh∼1400 0000h
アクセス禁止(Reserved)
一部レジスタ有り
13FF FFFFh∼1000 0000h
内蔵RAM空間
内部
0FFF FFFFh∼0000 0000h
内蔵ROM空間


Numéro de pièce similaire - LC67F5006A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC67F5104A SANYO-LC67F5104A Datasheet
322Kb / 26P
   LC67F5104A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com