Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

OM1840SCM Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce OM1840SCM
Description  5 AMP LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR APPROVED TO DESC DRAWING 5962-89521
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

OM1840SCM Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  OM1840SCM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier OM1840SCM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier OM1840SCM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier OM1840SCM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3.3 - 77
3.3
OM1840NKM OM1840SCM OM1840NCM
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
LOAD REGULATION
TEMPERATURE (°C)
150
-25
25
50
75
125
-0.20
-0.15
-0.10
0
0.05
0.10
-0.05
0
100
-50
∆I= 5A
ADJUSTMENT PIN CURRENT
TEMERATURE (°C)
0
20
40
60
90
100
80
70
50
30
10
150
-50
-25
50
75
125
25
100
0
TEMPERATURE STABILITY
1.230
-50
TEMPERATURE (°C)
150
1.270
1.240
1.250
1.260
-25
0
25
50
75
100
125
SHORT CIRCUIT CURRENT
0
0
INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V)
5
101520253035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
150°C
25°C
-55°C
FULL LOAD
DROPOUT VOLTAGE
Tj = -55°C
Tj = 25°C
Tj = 150°C
-55°C
j 150°C
0°C
j 125°C
• INDICATES GUARANTEED TEST POINT
2
1
0
012
3
4
56
OUTPUT CURRENT (A)
T
T
MINIMUM OPERATING CURRENT
INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V)
Tj = 25°C
Tj = 150°C
Tj = -55°C
30
0
5
10
15
20
25
7
10
9
8
6
5
4
3
2
1
0
35
I
-55°C
≤ T
j
≤ 150°C
0°C
≤ T
j
≤ 125°C


Html Pages

1  2  3  4 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn