Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI3973DV-T1-E3 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI3973DV-T1-E3
Description  Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3973DV-T1-E3 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI3973DV-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI3973DV-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3973DV-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI3973DV-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3973DV-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Si3973DV
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 72337
S-40575—Rev. D, 29-Mar-04
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
012
34
567
0
1
2
3
4
5
6
012
34
567
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
0
160
320
480
640
800
0369
12
Crss
Coss
Ciss
VDS = 6 V
ID = 2.7 A
VGS = 4.5 V
ID = 2.7 A
VGS = 4.5 V
VGS = 1.8 V
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg − Total Gate Charge (nC)
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
ID − Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ − Junction Temperature (_C)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
123
456
VGS − Gate-to-Source Voltage (V)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
ID = 2.7 A
ID = 1 A
1.2
1.5
0.1
1
10
0.00
0.3
0.6
0.9
TJ = 25_C
TJ = 150_C
Source-Drain Diode Forward Voltage
VSD − Source-to-Drain Voltage (V)
VGS = 2.5 V


Numéro de pièce similaire - SI3973DV-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3973DV-T1-GE3 VBSEMI-SI3973DV-T1-GE3 Datasheet
520Kb / 9P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI3973DV-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Power
AM6923P ANALOGPOWER-AM6923P Datasheet
186Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4933DY VISHAY-SI4933DY Datasheet
44Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 25-Nov-02
SI1917EDH VISHAY-SI1917EDH_V01 Datasheet
119Kb / 6P
   Dual P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4933DY VISHAY-SI4933DY_V01 Datasheet
110Kb / 6P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7909DN VISHAY-SI7909DN_V01 Datasheet
91Kb / 6P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA975DJ VISHAY-SIA975DJ_V01 Datasheet
356Kb / 9P
   Dual P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7909DN VISHAY-SI7909DN Datasheet
185Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 27-Jun-05
SI6913DQ-T1-E3 VISHAY-SI6913DQ-T1-E3 Datasheet
222Kb / 11P
   Dual P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 11-Jun-12
SI6913DQ VISHAY-SI6913DQ Datasheet
79Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI5943DU VISHAY-SI5943DU Datasheet
272Kb / 3P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Jul-06
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com