Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADR370ART-REEL7 Fiches technique(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
ADR370ART-REEL7 Fiches technique(HTML) 4 Page - Analog Devices |
4 / 12 page REV. A –4– ADR370–Typical Performance Characteristics LOAD – mA 12 –4 –4 5 –3 –2 –1 01234 10 4 2 0 –2 8 6 –40 C +125 C +25 C TPC 1. Load Regulation vs. Load Current TEMPERATURE – C 2.048 2.036 –40 45 125 2.038 2.040 2.042 2.044 2.046 VIN = 5V VIN = 15V TPC 2. Output Voltage vs. Temperature TEMPERATURE – C 80 20 –40 45 125 30 40 50 60 70 VIN = 5V VIN = 15V TPC 3. Supply Current vs. Temperature TEMPERATURE – C 6 –10 –40 45 125 –8 0 4 VIN 5V TO 15V –6 –4 –2 2 TPC 4. Line Regulation vs. Temperature TIME – 0.1s/DIV 0 0 0 00 0 0000 0 000 0 0 0 0 0 0 TPC 5. Voltage Noise 0.1 Hz to 10 Hz TIME – 0.1s/DIV 0 0 0 00 0 0000 0 000 0 0 0 0 0 0 TPC 6. Voltage Noise 10 Hz to 100 kHz |
Numéro de pièce similaire - ADR370ART-REEL7 |
|
Description similaire - ADR370ART-REEL7 |