Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

HM6289 Datasheet(Fiches technique) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM6289
Description  Step-up LED constant current driver
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

HM6289 Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
HM6289
升压型 LED 恒流驱动器
典型应用电路图
概述
HM6289 是一款高效率、高精度的升
压型大功率
LED 恒流驱动控制芯片。
HM6289 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、多个高亮度
LED 灯串恒
流驱动。
HM6289 采用固定关断时间的控制方
式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而改变。
HM6289 通过调节外置的电流采样电
阻,能控制高亮度
LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端
PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
HM6289 内部集成了 VDD 稳压管,软
启动以及过温保护电路,减少外围元件并
提高系统可靠性。
HM6289 采用 SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:
3.6V~100V
高效率:可高达
95%
最大工作频率:
1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:
3.2V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置
VDD 稳压管
应用
LED 灯杯
电池供电的
LED 灯串
平板显示
LED 背光
大功率
LED 照明


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn