Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

HM6289 Datasheet(Fiches technique) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM6289
Description  Step-up LED constant current driver
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

HM6289 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
HM6289
升压型 LED 恒流驱动器
其中
VIN、VOUT分别是系统输入和输出电压。
电感取值
流过电感的纹波电流大小与电感取值有关。
工作于连续模式时电感纹波电流由下式确定:
OUT
IN
L
OFF
VV
IT
L
Δ=
增大电感值纹波电流会减小,反之增大。
连续模式下电感的峰值电流由下式确定:
1
2
OLED
pkL
IN
VI
I
I
V
η
=
电感电流工作在连续模式与非连续模式的临界值由下式确定:
()
2
IN
OUT
IN
OFF
OUT
LED
VV
V
T
Lcri
VI
−∗
=
电感数值大于
Lcri 则系统工作在连续模式,电感数值小于 Lcri 则系统工作在非连续模式。
在电感选择时,应保证流过电感的峰值电流不引起电感的磁饱和。通常要求电感的饱和
电流大于电感峰值电流的
1.5 倍以上。同时应选择低 ESR 的功率电感,在大电流条件下电感
自身的
ESR 会显著影响系统的转换效率。
RCS设置
需合理设置
RCS电阻阻值,以防止在正常负载下因为输入限流而限制输出功率。
0.2
*
*
*2
CS
OUT
LED
OUT
IN
OFF
IN
R
VI
V
V
T
VL
η
+
其中
η表示转换效率,典型地可取
90%。应在最低输入电压下计算得到RCS值。
系统的最大峰值电流
IPK由电阻RCS限定:
0.25
PK
CS
I
R
MOS 管选择
首先要考虑
MOS管的耐压,一般要求MOS管的耐压高过最大输出电压的 1.5 倍以上。其
次,根据驱动
LED电流的大小以及电感最大峰值电流来选择MOS管的IDS电流。一般MOS管的
IDS最大电流应是电感最大峰值电流的 2 倍以上。此外,MOS管的导通电阻RDSON要小,RDSON
越小,损耗在
MOS管上的功率也越小,系统转换效率就越高。
另外,高压应用时应注意选择阈值电压在
2.5V以内的MOS管。芯片的工作电源电压决定


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn