Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

HM6288 Datasheet(Fiches technique) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM6288
Description  Built-in 60V power MOS step-up LED constant current driver
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

HM6288 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
HM6288
内置 60V 功率 MOS 升压型 LED 恒流驱动器
极限参数
(注 1)
符 号
描述
参数范围
单位
VSW
VSW 端最大电压
60
V
VDD
VDD 端最大电压
5.5
V
VMAX
EN、COMP、FB、TOFF 和 CS
脚的电压
-0.3~VDD+0.3
V
PESOP8
ESOP8 封装最大功耗
0.8
W
TA
工作温度范围
-20~85
oC
TSTG
存储温度范围
-40~120
oC
TSD
焊接温度范围(时间小于
30 秒)
240
oC
VESD
静电耐压值(人体模型)
2000
V
1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器
件的可靠性。
内部电路方框图


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn