Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

HM6004A Datasheet(Fiches technique) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM6004A
Description  Flashlight LED driver IC
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

HM6004A Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3
热损耗信息
描述
范围
单位
封装热阻
( θJA )
“热阻(Junction to Ambient)θJA
SOT23-3
200
°C/W
SOT23-3
0.5
W
推荐工作条件
描述
范围
单位
工作结温
-40 ~ 125
°C
工作环境温度
-40 ~ 85
°C
电源电压
+1.8~ +3.3
V
注 2:推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。
电特性
VDD=2.4V,TA = 25°C, 5个ɸ5LED,L=22μH/0410/工字电感,除非特别说明)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压范围
VIN
1.8
3.3
V
输入电流范围
IIN
L=22μH/0410
200
mA
L=22μH/工字电感
230
开关导通电阻
RDS(ON)
IIN=500mA
2.8
Ω
工作频率
flx
357
KHz


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn