Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HM5921A Fiches technique(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

No de pièce HM5921A
Description  1A synchronous mobile power solution
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5921A Fiches technique(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5921A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5921A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5921A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5921A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5921A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5921A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Ver1.4
3
深圳市天源中芯半导体有限公司
于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
电气参数
无特殊说明,
VDD=5V,Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
充电输入电压
4.3
5
5.5
V
VDD_OVP
充电输入过压保护
6.5
V
VDD_OVP_RE
充电输入过压保护恢复
5.8
V
VBAT
预设充电电压
VSEL 接地
4.15
4.2
4.25
V
VSEL 悬空
4.30
4.35
4.4
V
IBAT
BAT 恒流充电电流
恒流充电模式
1
A
ITRK
BAT 涓流充电电流
涓流充电模式
100
mA
VTRK
涓流充电阈值电压
VBAT 上升
2.9
V
VTRK_HYS
涓流充电滞回电压
150
mV
TST
充电温度补偿阈值
120
TZERO
充电零电流温度
135
VUV_BAT
BAT 欠压锁定阈值电
VBAT 上升
3.2
V
VWN_BAT
BAT 低压报警电压
VBAT 下降
3.0
V
VBAT_END
BAT 放电终止电压
2.85
V
ISD_BAT
BAT 待机电流
VBAT=3.7V
50
80
uA
VSD
VDD-VBAT 锁定阈值
VDD 上升
180
mV
VDD 下降
80
mV
VOUT
升压输出电压
ILOAD=1A,VBAT=3.7V
4.8
5V
5.2
V
ILEDx
LEDx 驱动电流
BAT=4V
2
mA
FLEDx_C
LEDx 充电闪烁频率
1
Hz
FLED1_WN
LED1 低电报警频率
2
Hz
RON_CHRG
充电
PMOS 导通电阻
300
RON_NMOS
放电
NMOS 导通电阻
55
RON_PMOS
放电
PMOS 导通电阻
55
FOSC
升压电路工作频率
0.7
1
1.3
MHz
HM5921A
1A 同步移动电源方案


Numéro de pièce similaire - HM5921A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5921 HMSEMI-HM5921 Datasheet
503Kb / 5P
   1A synchronous mobile power solution
More results

Description similaire - HM5921A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Tianyuan Semic...
SP4566 TPOWER-SP4566 Datasheet
277Kb / 6P
   1A synchronous mobile power solution
TP4351B TPOWER-TP4351B Datasheet
720Kb / 7P
   1A synchronous mobile power solution
TP4366E TPOWER-TP4366E Datasheet
317Kb / 6P
   1A synchronous mobile power solution
Ver1.4
SP4533 TPOWER-SP4533 Datasheet
330Kb / 5P
   1A synchronous mobile power solution
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5920 HMSEMI-HM5920 Datasheet
422Kb / 5P
   1A synchronous mobile power solution
HM5920A HMSEMI-HM5920A Datasheet
452Kb / 6P
   1A synchronous mobile power solution
logo
Shenzhen Tianyuan Semic...
TP4333 TPOWER-TP4333 Datasheet
330Kb / 5P
   1A synchronous mobile power solution
TP4366 TPOWER-TP4366 Datasheet
345Kb / 6P
   1A synchronous mobile power solution
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5921 HMSEMI-HM5921 Datasheet
503Kb / 5P
   1A synchronous mobile power solution
logo
Shenzhen Tianyuan Semic...
TP4301B TPOWER-TP4301B Datasheet
721Kb / 7P
   1.5A synchronous mobile power solution
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com