Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

HM5921A Datasheet(Fiches technique) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM5921A
Description  1A synchronous mobile power solution
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

HM5921A Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
HM5921A
1A 同步移动电源方案
Ver1.4
1
深圳市天源中芯半导体有限公司
概述
HM5921A 是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯
决方案
,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、
电量检测与
LED 指示模块、保护模块。
HM5921A 内置充电与放电功率 MOS,充电电流固定为 1A,
同步升压支持
1A 输出电流。
HM5921A 内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、
输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全
保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全
,应用电路简单,
只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。
特点
 充电输入电压 6.5V 过压保护
 放电输出:5V/1A
 充电电流: 1A
 1A 输出时放电效率高达 92%
 BAT 放电终止电压:2.85V
 外部引脚可选 4.2V/4.35V 充电电压
 智能温度控制与过温保护
 集成输出过压保护、短路保护、重载保护
 集成过充与过放保护
 支持涓流模式以及零电压充电
 支持手电筒输出
 封装形式:ESOP8
应用
 移动电源
典型应用电路


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn