Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

19-21-G6C-FM1N2B-3T Datasheet(Fiches technique) 5 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Numéro de pièce 19-21-G6C-FM1N2B-3T
Description  0603 Package Chip LED (0.8mm Height)
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.to-grace.com/index.html
Logo 

19-21-G6C-FM1N2B-3T Datasheet(HTML) 5 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
19-21/G6C-FM1N2B/3T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev.1
Page: 5 of 10
Device No:
Prepared date:3-Jul-2011
Prepared by: Chen Zheng
Typical Electro-Optical Characteristics Curves
Ta=25°C
Ambient Temperature T (°C )
a
Wavelength λ(nm)
Ta=25°C
Forward Voltage V (V)
F
Forward Current
I (mA)
Ta=25°C
Ambient Temperature T (°C
a
)
Ta=25°C


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn