Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

IRF1010EZLPBF Datasheet(Fiches technique) 4 Page - International Rectifier

Numéro de pièce IRF1010EZLPBF
Description  AUTOMOTIVE MOSFET
Télécharger  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1010EZLPBF Datasheet(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF1010EZLPBF Datenblatt HTML 1Page - International Rectifier IRF1010EZLPBF Datenblatt HTML 2Page - International Rectifier IRF1010EZLPBF Datenblatt HTML 3Page - International Rectifier IRF1010EZLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1010EZLPBF Datenblatt HTML 5Page - International Rectifier IRF1010EZLPBF Datenblatt HTML 6Page - International Rectifier IRF1010EZLPBF Datenblatt HTML 7Page - International Rectifier IRF1010EZLPBF Datenblatt HTML 8Page - International Rectifier IRF1010EZLPBF Datenblatt HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
IRF1010EZ/S/LPbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = C gs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
102030405060
QG Total Gate Charge (nC)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
VDS= 48V
VDS= 30V
VDS= 12V
ID= 51A
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.10
1.00
10.00
100.00
1000.00
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download

Go To PDF Page

Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
IRF3808SAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRLZ44ZAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFR3504AUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF1405ZAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFR1010ZAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFR2905AUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF3710ZAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF3007AUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRLU024ZAUTOMOTIVE MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier

Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn