Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

EMS20D06E Fiches technique(PDF) 2 Page - Excelliance MOS Corp.

No de pièce EMS20D06E
Description  Dual High‐Voltage Trench Barrier Schottky Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.

EMS20D06E Fiches technique(HTML) 2 Page - Excelliance MOS Corp.

  EMS20D06E Datasheet HTML 1Page - Excelliance MOS Corp. EMS20D06E Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EMS20D06E Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EMS20D06E Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
 
 
2015/4/2 
p.2 
EMS20D06E
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, Unless Otherwise Noted) 
PARAMETER 
SYMBOL
TEST CONDITIONS 
LIMITS 
UNIT
MIN  TYP
MAX
Breakdown Voltage 
VBR 
IR=1.0mA 
60  
 
Instantaneous Forward Voltage per 
Diode 
VF
1
 
IF=5A 
TA = 25 °C 
 
0.40
 
IF=10A  
0.46
0.54
IF=5A 
TA = 125 °C 
 
0.30
 
IF=10A  
0.40
0.48
Reverse Current per Diode 
IR
2 
VR = 60V 
TA = 25 °C  
70
300
uA
TA = 125 °C  
35
100
mA
1Pulse test : 300 s Pulse Width, 1%  Duty Cycle. 
2Pulse Width ≤ 40ms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Html Pages

1  2  3  4 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn