Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
NUC100-YD1C Fiches technique(PDF) 13 Page - Nuvoton Technology Corporation |
|
NUC100-YD1C Fiches technique(HTML) 13 Page - Nuvoton Technology Corporation |
13 / 89 page NuMicro ™ NUC120 Data Sheet NUC 1 0 -X X ARM-Based 32-bit Microcontroller 0: Advance Line 2: USB Line 3: Automotive Line 4: Connectivity Line CPU core 1: Cortex-M0 5/7: ARM7 9: ARM9 Temperature N: -40 ~ +85 E: -40 ~ +105 C: -40 ~ +125 Reserve X X Function 0 Package Type Y: QFN 36 L: LQFP 48 R: LQFP 64 V: LQFP 100 X RAM Size 1: 4K 2: 8K 3: 16K APROM Size A: 8K B: 16K C: 32K D: 64K E: 128K Figure 3-1 NuMicro ™ NUC100 Series selection code Publication Release Date: Jan. 2, 2012 - 13 - Revision V2.03 |
Numéro de pièce similaire - NUC100-YD1C |
|
Description similaire - NUC100-YD1C |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |