Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

WS7812QD Datasheet(Fiches technique) 11 Page - Will Semiconductor Ltd.

Numéro de pièce WS7812QD
Description  0.1GHz 3GHz DP12T Diversity Receive Antenna Switch
Télécharger  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Site Internet  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo 

WS7812QD Datasheet(HTML) 11 Page - Will Semiconductor Ltd.

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
WS7812QD
Will Semiconductor Ltd.
11
Oct. 2017_V1.0
Register_0 Truth Table B (ANT_B)
Mode
Register_0 Bits
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
All isolation
0
0
0
0
0
TRx1
0
0
0
0
1
TRx2
0
0
0
1
0
TRx3
0
0
0
1
1
TRx4
0
0
1
0
0
TRx5
0
0
1
0
1
TRx6
0
0
1
1
0
TRx6+5
0
0
1
1
1
TRx6+4
0
1
0
0
0
TRx6+3
0
1
0
0
1
TRx6+2
0
1
0
1
0
TRx6+1
0
1
0
1
1
TRx5+4
0
1
1
0
0
TRx5+3
0
1
1
0
1
TRx5+2
0
1
1
1
0
TRx5+1
0
1
1
1
1
TRx4+3
1
0
0
0
0
TRx4+2
1
0
0
0
1
TRx4+1
1
0
0
1
0
TRx3+2
1
0
0
1
1
TRx3+1
1
0
1
0
0
TRx2+1
1
0
1
0
1
All isolation
1
0
1
1
0
All isolation
1
0
1
1
1
All isolation
1
1
0
0
0
All isolation
1
1
0
0
1
All isolation
1
1
0
1
0
All isolation
1
1
0
1
1
All isolation
1
1
1
0
0
All isolation
1
1
1
0
1
All isolation
1
1
1
1
0
All isolation
1
1
1
1
1


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn