Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

NUC100-YE1N Datasheet(Fiches technique) 85 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC100-YE1N
Description  ARM Cortex™-M0 32-BIT MICROCONTROLLER
Télécharger  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

NUC100-YE1N Datasheet(HTML) 85 Page - Nuvoton Technology Corporation

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 89 page
background image
NuMicro
™ NUC120 Data Sheet
Publication Release Date: Jan. 2, 2012
- 85 -
Revision V2.03
8
PACKAGE DIMENSIONS
8.1
100L LQFP (14x14x1.4 mm footprint 2.0mm)
D
D
E
E
b
Controlling Dimension : Millimeters
0.10
0
7
0
0.004
1.00
0.75
0.60
0.45
0.039
0.030
0.024
0.018
0.638
0.630
0.622
0.50
14.10
0.20
0.27
1.45
1.40
0.17
1.35
0.011
0.057
0.055
0.007
0.053
1.60
14.00
13.90
0.10
0.05
0.008
0.063
0.020
0.556
0.551
0.547
0.004
0.002
Symbol
Min
Nom
Max
Max
Nom
Min
Dimension in inch
Dimension in mm
A
c
D
e
H
D
H
E
L
y
A1
b
A
2
L1
E
0.009
0.22
0.006
0.15
7
13.90
14.00
14.10
15.80
16.00
16.20
15.80
16.00
16.20
0.556
0.551
0.547
θ
0.638
0.630
0.622
A2
A1
A
L1
e
c
H
H
1
100
θ
L
Y
25
26
50
51
7
7


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn