Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

NUC140-VE2N Datasheet(Fiches technique) 58 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC140-VE2N
Description  NuMicro
Télécharger  97 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

NUC140-VE2N Datasheet(HTML) 58 Page - Nuvoton Technology Corporation

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 97 page
background image
NuMicro NUC230/240 Datasheet
Dec. 30, 2014
Page 58 of 97
Revision 1.01
XT1_IN
4~24 MHz
HXT
XTL12M_EN (PWRCON[0])
XT1_OUT
22.1184 MHz
HIRC
OSC22M_EN (PWRCON[2])
0
1
PLL
PLL_SRC (PLLCON[19])
PLL FOUT
10 kHz
LIRC
OSC10K_EN(PWRCON[3])
HXT
HIRC
LIRC
Legend:
LXT
= 32.768 kHz external low speed crystal oscillator
HXT
= 4~24 MHz external high speed crystal oscillator
HIRC = 22.1184 MHz internal high speed RC oscillator
LIRC = 10 kHz internal low speed RC oscillator
X32_IN
32.768 kHz
LXT
XTL32K_EN (PWRCON[1])
X32_OUT
LXT
Figure 6-4 Clock Generator Block Diagram


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn