Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7886ADP-T1 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7886ADP-T1
Description  N-Channel 30-V D-S MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7886ADP-T1 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI7886ADP-T1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7886ADP-T1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7886ADP-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7886ADP-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7886ADP-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Si7886ADP
Vishay Siliconix
Document Number: 73156
S-51016—Rev. B, 23-May-05
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0
5
10
15
20
25
30
0.0000
0.0015
0.0030
0.0045
0.0060
0.0075
0
1020304050
0
1
2
3
4
5
6
0
102030405060
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
Crss
VDS = 15 V
ID = 25 A
VGS = 10 V
ID = 25 A
VGS = 10 V
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg − Total Gate Charge (nC)
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
ID − Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ − Junction Temperature (_C)
VGS = 4.5 V
1.0
1.2
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
02468
10
1
10
50
ID = 25 A
0.00
0.2
0.4
0.6
0.8
TJ = 25_C
TJ = 150_C
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD − Source-to-Drain Voltage (V)
VGS − Gate-to-Source Voltage (V)
Coss
Ciss


Numéro de pièce similaire - SI7886ADP-T1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7886DP VISHAY-SI7886DP Datasheet
51Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Apr-02
More results

Description similaire - SI7886ADP-T1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com