Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7888DP Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7888DP
Description  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7888DP Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI7888DP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7888DP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7888DP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7888DP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7888DP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Si7888DP
Vishay Siliconix
www.vishay.com
4
Document Number: 71876
S-31727—Rev. B, 18-Aug-03
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
- 1.0
- 0.8
- 0.6
- 0.4
- 0.2
- 0.0
0.2
0.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
Threshold Voltage
TJ - Temperature (_C)
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
0.01
0
1
50
20
30
10
600
0.1
Single Pulse Power
Time (sec)
10
40
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 55_C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
100
Safe Operating Area
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
TC = 25_C
Single Pulse
P(t) = 10
dc
0.1
IDM Limited
ID(on)
Limited
rDS(on) Limited
BVDSS Limited
P(t) = 1
P(t) = 0.1
P(t) = 0.01
P(t) = 0.001
P(t) = 0.0001


Numéro de pièce similaire - SI7888DP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7880ADP VISHAY-SI7880ADP Datasheet
304Kb / 13P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-Mar-08
SI7880ADP VISHAY-SI7880ADP Datasheet
305Kb / 13P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-Mar-08
SI7880ADP-T1-E3 VISHAY-SI7880ADP-T1-E3 Datasheet
392Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7880ADP-T1-GE3 VISHAY-SI7880ADP-T1-GE3 Datasheet
392Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7880ADP VISHAY-SI7880ADP_17 Datasheet
305Kb / 13P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-Mar-08
More results

Description similaire - SI7888DP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com