Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM2G41 Fiches technique(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

No de pièce SM2G41
Description  BI-DIRECTIONAL TRIODE THYRISTOR(TRIAC)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

SM2G41 Fiches technique(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  SM2G41 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Numéro de pièce similaire - SM2G41

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
SM2G50US60 FAIRCHILD-SM2G50US60 Datasheet
455Kb / 10P
   IGBT MODULE
logo
Toshiba Semiconductor
SM2G54 TOSHIBA-SM2G54 Datasheet
226Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM2GZ47 TOSHIBA-SM2GZ47 Datasheet
168Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
SM2GZ47A TOSHIBA-SM2GZ47A Datasheet
168Kb / 5P
   AC POWER CONTROL APPLICATIONS
More results

Description similaire - SM2G41

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SHANTOU HUASHAN ELECTRO...
HTR1A80 HUASHAN-HTR1A80 Datasheet
1Mb / 4P
   BI-DIRECTIONAL TRIODE THYRISTOR (TRIAC)
HTR1A60 HUASHAN-HTR1A60 Datasheet
281Kb / 4P
   BI-DIRECTIONAL TRIODE THYRISTOR (TRIAC)
logo
KEC(Korea Electronics)
T6A6CI KEC-T6A6CI Datasheet
91Kb / 3P
   Bi-Directional Triode Thyristor 6A Mold TRIAC
T3A6CI KEC-T3A6CI Datasheet
82Kb / 3P
   BI-DIRECTIONAL TRIODE THYRISTOR 3A MOLD TRIAC
logo
List of Unclassifed Man...
STF4A60 ETC1-STF4A60 Datasheet
655Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
logo
SemiWell Semiconductor
BT134F SEMIWELL-BT134F Datasheet
651Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
BT138F-600 SEMIWELL-BT138F-600 Datasheet
681Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
STR2A60 SEMIWELL-STR2A60 Datasheet
487Kb / 5P
   Bi-Directional Triode Thyristor
STR4A80 SEMIWELL-STR4A80 Datasheet
601Kb / 6P
   Bi-Directional Triode Thyristor
STW25A60 SEMIWELL-STW25A60_07 Datasheet
536Kb / 5P
   Bi-Directional Triode Thyristor
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com