Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SJ245 Fiches technique(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

No de pièce 2SJ245
Description  SILICON P-CHANNEL MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Site Internet  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SJ245 Fiches technique(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

  2SJ245 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SJ245 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SJ245 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SJ245 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SJ245 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SJ245 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SJ245 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
–5
–4
–3
–2
–1
0
–0.4
–0.8
–1.2
–1.6
–2.0
Source to Drain Voltage
V
(V)
SD
Pulse test
V
= 0, 5 V
GS
–5 V
–10 V
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage
2SJ245 L , 2SJ245 S


Numéro de pièce similaire - 2SJ245

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ245L VBSEMI-2SJ245L Datasheet
976Kb / 7P
   P-Channel 4 0 V (D-S) MOSFET
2SJ245S VBSEMI-2SJ245S Datasheet
989Kb / 8P
   P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - 2SJ245

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com