Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SCM0150100 Fiches technique(PDF) 4 Page - celduc-relais

No de pièce SCM0150100
Description  RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CELDUC [celduc-relais]
Site Internet  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SCM0150100 Fiches technique(HTML) 4 Page - celduc-relais

  SCM0150100 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SCM0150100 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SCM0150100 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SCM0150100 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SCM0150100 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
celduc®
r
e
l
a
i
s
S/CON/SCM040600/D/16/12/14
Page 4/5 F
INFORMATIONS GENERALES
Connexions
Puissance
Commande
Tournevis conseillé
Philips™ NR2
Philips™ NR1
Couple de serrage conseillé
1,8 N.m
0,8 N.m
Type de cosses rondes
M5
M3
Affichage
DEL verte
(Indique que le relais a commuté)
Boîtier
UL94V0
Montage
2 vis (M4x12mm)
Voir notice de
montage
Bruit
Pas de bruit audible
Poids
100g
NORMES
Norme de référence
CEI60947-1
Protection
IP00
Protection contre le touché
Aucune
Marquage CE
oui
Homolog. UL, cULUS
Oui
TYPES DE TESTS
NORME
NIVEAU
EFFET
Décharges électrostatiques
EN61000-4-2
En cours
Champs électromagnétiques
EN61000-4-3
En cours
Transitoires rapides
EN61000-4-4
En cours
Chocs électriques
EN61000-4-5
En cours
Chutes de tension
EN61000-4-11
En cours
Perturbations conduites et
rayonnées
NFEN55011
En cours


Numéro de pièce similaire - SCM0150100

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
celduc-relais
SCM015075 CELDUC-SCM015075 Datasheet
352Kb / 5P
   MOSFET BASED DC SOLID-STATE RELAY
More results

Description similaire - SCM0150100

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
celduc-relais
XKLD31006 CELDUC-XKLD31006 Datasheet
414Kb / 5P
   RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
SDI0501710 CELDUC-SDI0501710 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
SDI0501700 CELDUC-SDI0501700 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
SGRD01006 CELDUC-SGRD01006 Datasheet
473Kb / 7P
   RELAIS STATIQUE INVERSEUR MOTEUR DC
SCB945600 CELDUC-SCB945600 Datasheet
129Kb / 3P
   Relais Statique Double Double Solid State Relay
logo
List of Unclassifed Man...
SC948100 ETC1-SC948100 Datasheet
84Kb / 2P
   Relais statique monophase de puissance Power Solid State Relay
logo
celduc-relais
SO96386H CELDUC-SO96386H Datasheet
317Kb / 5P
   Relais statique monophasé de puissance Single phase Power Solid State Relay
04/07/2012
logo
ZETTLER Electronics
AZ696 ZETTLER-AZ696 Datasheet
981Kb / 4P
   Relais
logo
List of Unclassifed Man...
OW5691 ETC-OW5691 Datasheet
99Kb / 4P
   Relais miniature de puissance
OA5612 ETC-OA5612 Datasheet
432Kb / 6P
   Relais de SECURITE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com