Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

NTE6354 Fiches technique(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No de pièce NTE6354
Description  Silicon Power Rectifier Diode, 300 Amp
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE6354 Fiches technique(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE6354 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE6354 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE6354 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
NTE6354 thru NTE6365
Silicon Power Rectifier Diode, 300 Amp
Features:
D Diffused Diode
D High Voltage Ratings up to 1600 Volts
D High Surge Current Capabilities
D Available in Anode–to–Case or Cathode–to–Case Style
Ratings and Characteristics:
Average Forward Current (TC = +130°C Max), IF(AV)
300A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage, VRRM
NTE6354, NTE6355*
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6356, NTE6357*
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6358, NTE6359*
1000V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6362, NTE6363*
1400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6364, NTE6365*
1600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Non–Repetitive Peak Reverse Voltage, VRSM
NTE6354, NTE6355*
500V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6356, NTE6357*
720V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6358, NTE6359*
1200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6362, NTE6363*
1500V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6364, NTE6365*
1700V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Repetitive Peak Reverse Current (TJ = +200°C), IRRM
NTE6354, NTE6355*
40mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6356, NTE6357*
40mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6358, NTE6359*
30mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6362, NTE6363*
30mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6364, NTE6365*
30mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Forward Surge Current, IFSM
50Hz
5000A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Hz
5200A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusing Current, I2t
50Hz
214000A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Hz
195000A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Junction Temperature, TJ
–40
° to +180°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Indicated Anode–to–Case polarity, Cathode–to–Case polarity is standard.


Html Pages

1  2  3 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn