Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NTE6246 Fiches technique(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No de pièce NTE6246
Description  Ultrafast Switchmode Power Rectifier, 30 Amp
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE6246 Fiches technique(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE6246 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE6246 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE6246 & NTE6247
Ultrafast Switchmode Power Rectifier, 30 Amp
Features:
D Low Forward Drop
D Current Derating Specified at both Case and Ambient Temperatures
Applications:
D Switching Power Supplies
D Inverters
D For use as Free Wheeling Diodes
Absolute Maximum Ratings:
Peak Repetitive Reverse Voltage, VRRM
NTE6246
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6247
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Working Peak Reverse Voltage, VRWM
NTE6246
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6247
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC Blocking Voltage, VR
NTE6246
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6247
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average Recitifed Forward Current, (Rated VR), IF(AV)
Per Leg (TC = +150°C (NTE6246), TC = +145°C (NTE6247))
15A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per Device (TC = +150°C (NTE6246), TC = +145°C (NTE6247))
30A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Repetitive Forward Current, Per Leg, IFRM
(Rated VR, Square Wave, 20kHz), TC = +150°C (NTE6246), TC = +145°C (NTE6247) 30A
.
Nonrepetitive Peak Surge Current, IFSM
(Surge applied at rated load conditions halfwave, single phase, 60Hz) Per Leg
NTE6246
200A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE6247
150A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Junction Temperature Range, TJ
–65
° to +175°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–65
° to +175°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Thermal Resistance (Per Diode Leg)
Junction–to–Case, RthJC
1.5
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junction–to–Ambient, RthJA
40
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Numéro de pièce similaire - NTE6246

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NTE Electronics
NTE624 NTE-NTE624 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Rectifier Fast Recovery, Dual, Center Tap
NTE6240 NTE-NTE6240 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Rectifier Super Fast, Dual, Center Tap
logo
Thinki Semiconductor Co...
NTE6240 THINKISEMI-NTE6240 Datasheet
236Kb / 2P
   16 Ampere Heatsink Package Dual Ultra Fast Recovery Half Bridge Rectifier
logo
NTE Electronics
NTE6241 NTE-NTE6241 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Rectifier Super Fast, Dual, Center Tap
NTE6244 NTE-NTE6244 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Rectifier Super Fast, Dual, Center Tap
More results

Description similaire - NTE6246

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
First Components Intern...
UF30C05 FCI-UF30C05 Datasheet
131Kb / 2P
   30 Amp ULTRAFAST SWITCHMODE POWER PLASTIC RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
MUR2020R ONSEMI-MUR2020R_13 Datasheet
100Kb / 5P
   SWITCHMODE Ultrafast Power Rectifier
July, 2013 ??Rev. 5
logo
Unisonic Technologies
UMUR2020 UTC-UMUR2020 Datasheet
117Kb / 3P
   SWITCHMODE ULTRAFAST POWER RECTIFIER
logo
ON Semiconductor
MUR2020R ONSEMI-MUR2020R Datasheet
41Kb / 4P
   SWITCHMODE Ultrafast Power Rectifier
October, 2000 ??Rev. 2
logo
Microsemi Corporation
SSUM30120 MICROSEMI-SSUM30120 Datasheet
141Kb / 2P
   30 AMP ULTRAFAST RECTIFIER
logo
Unisonic Technologies
U30D40D UTC-U30D40D Datasheet
126Kb / 3P
   SWITCHMODE DUAL ULTRAFAST POWER RECTIFIER
logo
ON Semiconductor
MSRD620CT ONSEMI-MSRD620CT Datasheet
73Kb / 6P
   SWITCHMODE Soft Ultrafast Recovery Power Rectifier
August, 2004 ??Rev. 3
MSRD620CTG ONSEMI-MSRD620CTG_12 Datasheet
156Kb / 5P
   SWITCHMODE Soft Ultrafast Recovery Power Rectifier
January, 2012 ??Rev. 7
MBRB30H30CT-1 ONSEMI-MBRB30H30CT-1_07 Datasheet
59Kb / 6P
   SWITCHMODE Power Rectifier 30 V, 30 A
March, 2007 ??Rev. 1
MBRB30H30CT-1 ONSEMI-MBRB30H30CT-1 Datasheet
58Kb / 6P
   SWITCHMODE Power Rectifier 30 V, 30 A
April, 2006 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com