Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LM181E1 Fiches technique(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

No de pièce LM181E1
Description  18 SXGA TFT LCD
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Site Internet  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

LM181E1 Fiches technique(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button LM181E1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors LM181E1 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
LM181E1-H2MN
Liquid Crystal Display
Product Specification
Ver 0.3
July 5, 2000
Page 11/24
3-5. Color Input Data Reference
The brightness of each primary color(red, green and blue) is based on the 8-bit gray scale data input for
the color; the higher the binary input, the brighter the color. The table below provides a reference for
color versus data input.
Table 7. COLOR DATA REFERENCE
Input Color Data
Red
MSB
LSB
Green
MSB
LSB
Blue
MSB
LSB
Color
R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
Basic
Colors
Black
Red(255)
Green(255)
Blue(255)
Cyan
Magenta
Yellow
White
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
Red
Red(000) Dark
Red(001)
Red(002)
Red(253)
Red(254)
Red(255) Bright
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
1
:
0
1
1
0
1
0
:
1
0
1
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
Green
Green(000)Dark
Green(001)
Green(002)
Green(253)
Green(254)
Green(255)Bright
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
1
:
0
1
1
0
1
0
:
1
0
1
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
Blue
Blue(000) Dark
Blue(001)
Blue(002)
Blue(253)
Blue(254)
Blue(255) Bright
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
0
:
1
1
1
0
0
1
:
0
1
1
0
1
0
:
1
0
1
Alpha Point Ltd.
P.O. Box 41
00751 Helsinki, Finland
http://www.alpha.fi
Tel.: +358-9-34 64 34 1
Fax: +358-9-34 64 34 2


Numéro de pièce similaire - LM181E1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
LM181E06 PHILIPS-LM181E06 Datasheet
627Kb / 26P
   SPECIFICATION FOR APPROVAL
APR.07, 2002
More results

Description similaire - LM181E1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AAEON Technology
AMB-280A AAEON-AMB-280A Datasheet
761Kb / 2P
   18" TFT SXGA LCD
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LB170E01-SL01 LG-LB170E01-SL01 Datasheet
1Mb / 33P
   17??SXGA TFT LCD
LM170E01 LG-LM170E01 Datasheet
614Kb / 28P
   17.0 SXGA TFT LCD
logo
AAEON Technology
OPD-217A AAEON-OPD-217A Datasheet
244Kb / 2P
   17??TFT SXGA LCD
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P1177S-881 AXIOMTEK-P1177S-881 Datasheet
421Kb / 2P
   17 SXGA TFT LCD display
logo
AU Optronics Corp.,
M170EG01VD AUO-M170EG01VD Datasheet
554Kb / 25P
   17.0inch SXGA Color TFT-LCD
logo
List of Unclassifed Man...
M170EG01VA ETC2-M170EG01VA Datasheet
321Kb / 26P
   17.0??SXGA Color TFT-LCD
logo
AU Optronics Corp.,
M190EG01V0 AUO-M190EG01V0 Datasheet
355Kb / 31P
   19.0inch SXGA Color TFT-LCD
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P1197E-500 AXIOMTEK-P1197E-500 Datasheet
428Kb / 2P
   19 SXGA TFT LCD display
logo
AU Optronics Corp.,
G190EAN01.0 AUO-G190EAN01.0 Datasheet
2Mb / 30P
   19.0inch SXGA Color TFT-LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com