Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

NTE6036 Fiches technique(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No de pièce NTE6036
Description  Silicon Power Rectifier Diode, 85 Amp
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE6036 Fiches technique(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE6036 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE6036 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE6036 & NTE6037
Silicon Power Rectifier Diode, 85 Amp
Features:
D Short Reverse Recovery Time
D Low Stored Charge
D Available in Cathode–to–Case (NTE6036) or Anode–to–Case (NTE6037) Style
Ratings and Characteristics:
Average Forward Current (TC = +75°C Max), IF(AV)
85A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage (TJ = –40° to +125°C), VRRM
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Non–Repetitive Peak Reverse Voltage (TJ = +25° to +125°C, tp ≤ 5ms), VRSM
700V
. . .
Maximum Reverse Current (At Rated VR), IR
TJ = +25°C
0.1mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TJ = +125°C
20mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Forward Surge Current, IFSM
50Hz
1100A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Hz
1151A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusing Current, I2t
50Hz
6050A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Hz
5523A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusing Current, I2
pt
85560A2
ps
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Junction Temperature Range, TJ
–40
° to +125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature range, Tstg
–40
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Resistance, Junction–to–Case (DC Operation), RthJC
0.30
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Resistance, Case–to–Sink (Surface flat, smooth, and greased), RthCS
0.25
°C/W
. . . . . . . .
Maximum Mounting Torque (Non–lubricated threads), T
22 (2.5) in
•lb (m•N)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn