Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM12458 Fiches technique(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
LM12458 Fiches technique(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
11 / 103 page grifo® ITALIAN TECHNOLOGY Pagina 4 GPC® 150 Rel. 3.00 PROCESSORE DI BORDO La scheda GPC® 150 è predisposta per accettare il processore Z84C15 prodotto dalla ZILOG. Tale processore ad 8 bit è codice compatibile con lo Z80 ed è quindi caratterizzato da un esteso set di istruzioni (158), da un’alta velocità di esecuzone e di manipolazione dati e da un efficiente gestione vettorizzata degli interrupts. Di fondamentale importanza è la presenza delle seguenti periferiche interne al microprocessore: - 16 linee di I/O settabili a livello di bit in grado di generare interrupts (PIO); - 4 Timer Counter ad 8 bit, con funzione di prescaler programmabile (CTC); - 2 linee seriali asincrone o sincrone complete di segnali di handshake (SIO); - Watch Dog Timer; - Wait state generator; - Frequenza di Clock programmabile; - Interrupt controller; - Possibilità di operare in idle e stop mode, per minimizzare i consumi; Per maggiori informazioni a riguardo di questo componente si faccia riferimento all’apposita documentazione dellla casa costruttrice, oppure all’appendice B di questo manuale. COMUNICAZIONE SERIALE La comunicazione seriale è completamente settabile via software per quanto riguarda sia il protocollo sia la velocità (da un minimo di 600 ad un massimo di 155200 Baud) ed in modo completamente autonomo per entrambe le linee di comunicazione. Tali settaggi avvengono tramite la programmazione del SIO interno allo Z84C15 e della sezione di baud rate generator, di cui la scheda é provvista, quindi per ulteriori informazioni si faccia riferimento alla documentazione tecnica della casa costruttrice o all’appendice B di questo manuale. Dal punto di vista hardware è invece possibile selezionare, tramite una serie di comodi jumpers, il protocollo fisico di comunicazione. In particolare una linea è sempre bufferata in RS 232, mentre la rimanente può essere bufferata in RS 232, RS 422, RS 485 o Current Loop; in quest’ultimo caso è definibile anche se la comunicazione avviene in Full Duplex o Half Duplex. ABACO® BUS Una delle caratteristiche di fondamentale importanza della GPC® 150 è quella di disporre dell'interfacciamento nei confronti del BUS industriale ABACO®: ovvero un connettore normalizzato con cui è possibile collegare la scheda ad una serie di moduli esterni intelligenti e non. Tra questi si trovano moduli per acquisizione di segnali analogici (A/D), per la generazione di segnali analogici (D/A), per gestione di linee di I/O logico, per counter, ecc. e ne possono essere realizzati anche su specifiche richieste dell'utente. Utilizzando mother board come l'ABB 03 o l'ABB 05 é inoltre possibile gestire anche le schede periferiche della serie 3 e 4 provviste di ABACO® I/O BUS. Tale caratteristica rende la scheda espandibile con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e quindi adatta a risolvere molti dei problemi dell'automazione industriale. |
Numéro de pièce similaire - LM12458 |
|
Description similaire - LM12458 |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |