Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

NTE5940 Fiches technique(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No de pièce NTE5940
Description  Silicon Power Rectifier Diode, 15 Amp
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE5940 Fiches technique(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE5940 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE5940 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE5940 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
NTE5940 thru NTE5953
Silicon Power Rectifier Diode, 15 Amp
Description and Features:
D Low Thermal Impedance
D High Case Temperarure
D Excellent Reliability
D Available in Anode–to–Case or Cathode–to–Case Style
Ratings and Characteristics:
Average Forward Current (TC = +150°C Max), IF(AV)
15A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Forward Surge Current, IFSM
50Hz
239A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Hz
250A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusing Current, I2t
50Hz
286A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Hz
260A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusing Current, I2
pt
3870A2
ps
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltage Ratings: (TJ = –65°C to +175°C)
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage, VRRM
NTE5940, NTE5941*
50V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5942, NTE5943*
100V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5944, NTE5945*
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5946, NTE5947*
300V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5948, NTE5949*
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5950, NTE5951*
500V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5952, NTE5953*
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Direct Reverse Voltage, VR
NTE5940, NTE5941*
50V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5942, NTE5943*
100V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5944, NTE5945*
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5946, NTE5947*
300V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5948, NTE5949*
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5950, NTE5951*
500V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5952, NTE5953*
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note 1. Cathode to case is standard polarity, * indicates anode to case polarity.


Numéro de pièce similaire - NTE5940

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NTE Electronics
NTE594 NTE-NTE594 Datasheet
16Kb / 1P
   Silicon Diode, Bandswitch
More results

Description similaire - NTE5940

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fuji Electric
KBPC15005 FUJI-KBPC15005 Datasheet
757Kb / 1P
   15 AMP SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
NTE Electronics
NTE5850 NTE-NTE5850 Datasheet
24Kb / 2P
   Silicon Power Rectifier Diode, 6 Amp
NTE5906 NTE-NTE5906 Datasheet
26Kb / 3P
   Silicon Power Rectifier Diode, 40 Amp
NTE5962 NTE-NTE5962 Datasheet
19Kb / 2P
   Silicon Power Rectifier Diode, 25 Amp
NTE6036 NTE-NTE6036 Datasheet
23Kb / 2P
   Silicon Power Rectifier Diode, 85 Amp
NTE6128 NTE-NTE6128 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Power Rectifier Diode, 430 Amp
NTE5844 NTE-NTE5844 Datasheet
24Kb / 2P
   Silicon Power Rectifier Diode, 20 Amp
NTE6129 NTE-NTE6129 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Power Rectifier Diode, 700 Amp
NTE5826 NTE-NTE5826 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Power Rectifier Diode, 50 Amp
NTE6354 NTE-NTE6354 Datasheet
25Kb / 3P
   Silicon Power Rectifier Diode, 300 Amp
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com