Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

NTE5850 Fiches technique(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No de pièce NTE5850
Description  Silicon Power Rectifier Diode, 6 Amp
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE5850 Fiches technique(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE5850 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE5850 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE5850 thru NTE5869
Silicon Power Rectifier Diode, 6 Amp
Description and Features:
The NTE5850 through NTE5869 are low power general purpose rectifier diodes in a DO4 type pack-
age designed for battery chargers, converters, power supplies, and machine tool controls.
Features:
D High Surge Current Capability
D High Voltage Available
D Designed for a Wide Range of Applications
D Available in Anode–to–Case or Cathode–to–Case Style
Ratings and Characteristics:
Average Forward Current (TC = +158°C Max), IF(AV)
6A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Forward Surge Current, IFSM
50Hz
134A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Hz
141A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusing Current, I2t
50Hz
90A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60Hz
141A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fusing Current, I2
pt
1270A2
ps
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Reverse Recovery Voltage Range, VRRM
50 to 1000V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltage Ratings: (TJ = +175°C)
NTE Type Number
VRRM–Max
VRSM–Max
VR–Max.
VR(SR)
IRM–Max
Cathode
to Case
Anode
to Case
Repetitive Peak
Reverse Volt.
(V)
Non–Repetitive Peak
Reverse Voltage
(V)
Direct Reverse
Voltage
(V)
Minimum Avalanche
Voltage
(V)
Reverse Current
Rated VRRM
(mA)
5850
5851
50
75
50
12
5852
5853
100
150
100
12
5854
5855
200
275
200
12
5856
5857
300
385
300
12
5858
5859
400
500
400
500
12
5860
5861
500
613
50
613
12
5862
5863
600
725
600
725
12
5866
5867
800
950
800
950
12
5868
5869
1000
1200
1000
1200
12


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn