Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

NTE5826 Fiches technique(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No de pièce NTE5826
Description  Silicon Power Rectifier Diode, 50 Amp
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE5826 Fiches technique(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE5826 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE5826 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE5826 thru NTE5829
Silicon Power Rectifier Diode, 50 Amp
Description:
The NTE5826 thru NTE5829 are silicon power rectifier diodes in a press–fit type package designed
for use in all medium–current applications or for higher current industrial alternators and chassis
mounted power supply rectifiers.
Features:
D 50 Amp @ TC = +150°C
D 600 Amp Surge Capability
D Rugged Construction
D Available in Standard (NTE5826, NTE5828) and Reverse (NTE5827, NTE5829) Polarity
Absolute Maximum Ratings:
Peak Repetitive Reverse Voltage, VRRM
NTE5826, NTE5827*
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5828, NTE5829*
800V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Working Peak Reverse Voltage, VRWM
NTE5826, NTE5827*
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5828, NTE5829*
800V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC Blocking Voltage, VB
NTE5826, NTE5827*
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5828, NTE5829*
800V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Non–Repetitive Peak Reverse Voltage, VRSM
NTE5826, NTE5827*
450V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5828, NTE5829*
850V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RMS Reverse Voltage, VR(RMS)
NTE5826, NTE5827*
280V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5828, NTE5829*
560V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average Rectified Forward Currnt (Single phase, resistive load, TC = +150°C), IO
50A
. . . . . . . . . .
Non–Repetitive Peak Surge Current (Surge applied at rated load conditions), IFSM
600A
. . . . . . . .
Operating Junction Temperature Range, TJ
–65
° to +195°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–65
° to +195°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum Thermal Resistance, Junction–to–Case, RthJC
0.8
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note 1. Standard polarity is cathode to case, (*) indicated anode to case.
Electrical Characteristics:
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Instantaneous Forward Voltage
vF
iF = 157A, TJ = +25°C
1.10
1.18
V
iF = 50A, TJ = +25°C
0.95
1.00
V
Reverse Current
iR
VRRM = Rated Voltage, TC = +25°C
0.05
0.2
mA
VRRM = Rated Voltage, TC = +150°C
1.0
2.0
mA


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn