Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLP4027G Fiches technique(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

No de pièce TLP4027G
Description  TOSHIBA Photocoupler Photorelay
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Site Internet  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP4027G Fiches technique(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP4027G Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TLP4027G
2003-01-14
6
Characteristics curves for 1-form-A
10
1
1000
100
30
10
3
300
100
30
Ta
= 25°C
VDD = 20 V, RL = 200 W
2000
tOFF
tON
Ambient temperature Ta (°C)
RON – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
IFT – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
IOFF – Ta
On-state voltage VON (V)
ION – VON
Input current IF (mA)
tON, tOFF – IF
Ambient temperature Ta (°C)
tON, tOFF – Ta
ION = 90 mA
t
< 1 s
0
-40
5
100
80
60
40
20
0
-20
4
3
2
1
0
-20
ION = 90 mA
IF = 5 mA
t
< 1 s
40
80
60
40
20
0
100
30
20
10
50
VOFF = 350 V
-40
100
-20
0
20
60
100
40
80
30
10
3
1
-4
-1
0
4
1
150
-150
-50
0
100
50
-100
-2
-3
2
3
Ta
= 25°C
IF = 5 mA
10
-40
2000
100
80
60
40
20
0
-20
300
100
30
1000
VDD = 20 V, RL = 200 W
IF = 5 mA
tOFF
tON


Numéro de pièce similaire - TLP4027G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP4027G TOSHIBA-TLP4027G Datasheet
176Kb / 7P
   Telecommunication Measurement Equipment Security Equipment FA
TLP4027G TOSHIBA-TLP4027G_07 Datasheet
176Kb / 7P
   Telecommunication Measurement Equipment Security Equipment FA
More results

Description similaire - TLP4027G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLP4197G TOSHIBA-TLP4197G Datasheet
156Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER PHOTORELAY
TLP174GA TOSHIBA-TLP174GA Datasheet
139Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP202G TOSHIBA-TLP202G Datasheet
131Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4597G TOSHIBA-TLP4597G_14 Datasheet
250Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLX9160T TOSHIBA-TLX9160T Datasheet
511Kb / 7P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2021-04-01
TLP172G TOSHIBA-TLP172G Datasheet
138Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP176GA TOSHIBA-TLP176GA Datasheet
158Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP592A TOSHIBA-TLP592A_14 Datasheet
250Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4026G TOSHIBA-TLP4026G Datasheet
399Kb / 8P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2019-06-24
TLP170A TOSHIBA-TLP170A Datasheet
350Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2019-06-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com